công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC885ZP133 bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC885ZP133
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC885/MPC880 PowerQUICC Hardware Specifications
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC885ZP133 bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC885ZP133 Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors MPC885ZP133 Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 87 page
background image
MPC885/MPC880 PowerQUICC Hardware Specifications, Rev. 7
44
Freescale Semiconductor
IEEE 1149.1 Electrical Specifications
11 IEEE 1149.1 Electrical Specifications
Table 15 provides the JTAG timings for the MPC885/MPC880 shown in Figure 38 through Figure 41.
Figure 38. JTAG Test Clock Input Timing
Table 15. JTAG Timing
Num
Characteristic
All Frequencies
Unit
Min
Max
J82
TCK cycle time
100.00
—
ns
J83
TCK clock pulse width measured at 1.5 V
40.00
—
ns
J84
TCK rise and fall times
0.00
10.00
ns
J85
TMS, TDI data setup time
5.00
—
ns
J86
TMS, TDI data hold time
25.00
—
ns
J87
TCK low to TDO data valid
—
27.00
ns
J88
TCK low to TDO data invalid
0.00
—
ns
J89
TCK low to TDO high impedance
—
20.00
ns
J90
TRST assert time
100.00
—
ns
J91
TRST setup time to TCK low
40.00
—
ns
J92
TCK falling edge to output valid
—
50.00
ns
J93
TCK falling edge to output valid out of high impedance
—
50.00
ns
J94
TCK falling edge to output high impedance
—
50.00
ns
J95
Boundary scan input valid to TCK rising edge
50.00
—
ns
J96
TCK rising edge to boundary scan input invalid
50.00
—
ns
TCK
J82
J83
J82
J83
J84
J84



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com