công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC8073LP3DETR bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Analog Devices

tên linh kiện HMC8073LP3DETR
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.6 GHz to 3.0 GHz, 0.5 dB LSB, 6-Bit, Silicon Digital Step Attenuator
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC8073LP3DETR bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Analog Devices

Back Button HMC8073LP3DETR Datasheet HTML 5Page - Analog Devices HMC8073LP3DETR Datasheet HTML 6Page - Analog Devices HMC8073LP3DETR Datasheet HTML 7Page - Analog Devices HMC8073LP3DETR Datasheet HTML 8Page - Analog Devices HMC8073LP3DETR Datasheet HTML 9Page - Analog Devices HMC8073LP3DETR Datasheet HTML 10Page - Analog Devices HMC8073LP3DETR Datasheet HTML 11Page - Analog Devices HMC8073LP3DETR Datasheet HTML 12Page - Analog Devices HMC8073LP3DETR Datasheet HTML 13Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
Data Sheet
HMC8073
Rev. B | Page 13 of 13
PACKAGING AND ORDERING INFORMATION
OUTLINE DIMENSIONS
3.10
3.00 SQ
2.90
0.30
0.25
0.20
1.92
1.70 SQ
1.48
1
0.50
BSC
BOTTOM VIEW
TOP VIEW
16
5
8
9
12
13
4
EXPOSED
PAD
*0.35
0.30
0.25
0.05 MAX
0.02 NOM
0.20 REF
0.20 MIN
COPLANARITY
0.08
0.95
0.85
0.75
*COMPLIANT WITH JEDEC STANDARDS MO-220-VEED-4
WITH THE EXCEPTION OF PACKAGE EDGE TO LEAD EDGE.
SEATING
PLANE
SIDE VIEW
P IN 1
IN D IC ATO R AR E A OP T IO N S
(SEE DETAIL A)
DETAIL A
(JEDEC 95)
FOR PROPER CONNECTION OF
THE EXPOSED PAD, REFER TO
THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
PIN 1
INDICATOR
AREA
Figure 26. 16-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
3 mm × 3 mm Body and 0.85 mm Package Height
(CP-16-38)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
MSL Rating2
Package Description
Package Option
HMC8073LP3DE
−40°C to +85°C
MSL3
16-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
CP-16-38
HMC8073LP3DETR
−40°C to +85°C
MSL3
16-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
CP-16-38
EV1HMC8073LP3D
Evaluation Board
1 All models are RoHS compliant.
2 See the Absolute Maximum Ratings section.
©2018–2020 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D14678-4/20(B)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com