| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EMC1702 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EMC1702 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Microchip Technology |
|
3 / 60 page ![]() EMC1702 2020 Microchip Technology Inc. 3 DS20006455A Ordering Information: REEL SIZE IS 4,000 PIECES This product meets the halogen maximum concentration values per IEC61249-2-21 ORDERING NUMBER PACKAGE FEATURES EMC1702-1-KP-TR 12-pin 4mm x 4mm QFN (Lead-free ROHS compliant) External Diode, current sensor, hardware set peak detector |