công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE25AB400GTMTH bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - ACE Technology Co., LTD.

tên linh kiện ACE25AB400GTMTH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial NOR Flash Memory 4M bits 3.0V Dual I/O Serial Flash Memory with 4KB Uniform Sector
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACE [ACE Technology Co., LTD.]
Trang chủ  http://www.ace-ele.com
Logo ACE - ACE Technology Co., LTD.

ACE25AB400GTMTH bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - ACE Technology Co., LTD.

Back Button ACE25AB400GTMTH Datasheet HTML 25Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AB400GTMTH Datasheet HTML 26Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AB400GTMTH Datasheet HTML 27Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AB400GTMTH Datasheet HTML 28Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AB400GTMTH Datasheet HTML 29Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AB400GTMTH Datasheet HTML 30Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AB400GTMTH Datasheet HTML 31Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AB400GTMTH Datasheet HTML 32Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AB400GTMTH Datasheet HTML 33Page - ACE Technology Co., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 37 page
background image
ACE25AB400G
Serial NOR Flash Memory 4M bits 3.0V Dual I/O Serial Flash Memory with 4KB Uniform Sector
VER 1.1
29
Capacitance Measurement Condition
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Conditions
CIN
Input Capacitance
6
pF
VIN=0V
COUT
Output Capacitance
8
pF
VOUT=0V
CL
Load Capacitance
30
pF
Input Rise And Fall time
5
ns
Input Pulse Voltage
0.1VCC to 0.8VCC
V
Input Timing Reference Voltage
0.2VCC to 0.7VCC
V
Output Timing Reference Voltage
0.5VCC
V
Maximum Negative Overshoot Waveform
Maximum Positive Overshoot Waveform
Figure27. Input Test Waveform and MeasurementLevel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com