công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMS69P22 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện CMS69P22
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMS69P22, 8-bit OTP-CMS69P22 Special Two-in-one Induction Cooker MCU / DIP-20 package
PDF  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

CMS69P22 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button CMS69P22 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 128 page
background image
中微股份
CMS69P22
www.mcu.com.cn
- 19 -
内部试用版
2.7
程序计数器(PC)
程序计数器(PC),控制程序存储器 ROM 中的指令执行顺序,它可以寻址整个 ROM 的范围,取得指令码
后,程序计数器(PC)会自动加一,指向下一个指令码的地址。但如果执行跳转、条件跳转、向 PCL 赋值、
子程序调用、初始化复位、中断、中断返回、子程序返回等操作时,PC 会载入与指令相关的地址而不是下
一条指令的地址。
当遇到条件跳转指令且符合跳转条件时,当前指令执行过程中读取的下一条指令将会被丢弃,且会插
入一个空指令操作周期,随后才能取得正确的指令。反之,就会顺序执行下一条指令。
程序计数器(PC)是 11-BIT 宽度,低 8 位通过 PCL(02H)寄存器用户可以访问,高 3 位用户不能访问。
可容纳 2Kx14 位程序地址。对 PCL 赋值将会产生一个短跳转动作,跳转范围为当前页的 256 个地址。
注:由于程序员不能操作 PC 的高 3 位,所以当程序员在利用 PCL 作短跳转时应注意当前 PC 的位置,以免发生
错误的程序跳转。
下面给出几种特殊情况的 PC 值
2.8
看门狗计数器(WDT)
看门狗计时器(Watch Dog Timer)是一个片内自振式的 RC 振荡计时器,无需任何外围元件,即使芯
片的主时钟停止工作,WDT 也能保持计时。WDT 计时溢出将产生复位。在 CMS69P22 系列芯片中集成了 CONFIG
选项,可将其置“0”来使 WDT 不起作用,详见 1.6 烧写 CONFIG 的选择。
2.8.1
WDT 周期
WDT 有一个基本的溢出周期 24mS(无预分频器),假如你需要更长时间的 WDT 周期,可以把预分频器分
配给 WDT,最大分频比为 1:128,此时 WDT 的周期约为 3S。WDT 的溢出周期将受到环境温度,电源电压等
参数影响。
“CLRWDT”和“STOP”指令将清除 WDT 计时器以及预分频器里的计数值(当预分频器分配给 WDT 时)
。
WDT 一般用来防止系统失控,或者可以说防止单片机程序失控。在正常情况下,WDT 应该在其溢出前被
“CLRWDT”指令清零,以防止产生复位。如果程序由于某种干扰而失控,那么不能在 WDT 溢出前执行“CLRWDT”
指令,就会使 WDT 溢出而产生复位。使系统重启而不至于失去控制。若是 WDT 溢出产生的复位,则状态寄
存器(FLAGS)的“TF”位会被清零,用户可根据此位来判断复位是否是 WDT 溢出所造成的。
注:1. 若使用 WDT 功能,一定要在程序的某些地方放置“CLRWDT”指令,以保证在 WDT 溢
出前能被清零。否者会使芯片不停的复位,造成系统无法正常工作。
2. 不能在中断程序中对 WDT 进行清零,否则无法侦测到主程序跑飞的情况。
3. 程序中应在主程序中有一次清 WDT 的操作,尽量不要在多个分支中清零 WDT,这种架构
能最大限度发挥看门狗计数器的保护功能。
4. 看门狗计数器不同芯片的溢出时间有一定差异,所以设置清 WDT 时间时,应与 WDT 的溢
出时间有较大的冗余,以避免出现不必要的 WDT 复位。
复位时
PC=0000;
中断时
PC=0001【原来的 PC+1 会被自动压入堆栈】;
CALL 时
PC=【原来的 PC+1 会被自动压入堆栈】
;
RET、RETI、RET I 时
PC=堆栈出来的值;
操作 PCL 时
PC[10:8]不变,PC[7:0]=用户指定的值;
JP 时
PC=程序指定的值;
其它指令
PC=PC+1;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com