công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMS69P22 bảng dữ liệu(PDF) 98 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện CMS69P22
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMS69P22, 8-bit OTP-CMS69P22 Special Two-in-one Induction Cooker MCU / DIP-20 package
PDF  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

CMS69P22 bảng dữ liệu(HTML) 98 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button CMS69P22 Datasheet HTML 94Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 95Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 96Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 97Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 98Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 99Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 100Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 101Page - List of Unclassifed Manufacturers CMS69P22 Datasheet HTML 102Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 128 page
background image
中微股份
CMS69P22
www.mcu.com.cn
- 93 -
内部试用版
13.
8 位 PWM(PWM0)
13.1
8 位 PWM 概述
PWM8 由如下功能组成:
◆ 选择时钟频率
◆ 8-bit 计数器(PWM8CON),6-bit 比较器,6-bit 数据存储器(PWM6DATA),和 6-bit 数据缓冲器。
◆ 2-bit 扩展逻辑,2-bit 扩展寄存器和数据缓冲器。
◆ 两种模式选择6+2/7+1
CMS69P22 的 8 位脉冲宽度调制器有两种工作模式,由 PWM8CON.3 位控制,PWM8CON.3=1 选择“7+1”模
式,PWM8CON.3=0 选择“6+2”模式。PWM8CON.2=1 为 6 位溢出时加载,即改变 PWM8 的数据存储器后会在下
一个波形输出时改变占空比,PWM8CON.2=0 时为 8 位溢出时加载,即改变 PWM8 的数据存储器后会在下一个
周期时改变占空比(也就是说当选择“6+2”模式时,PWM8 将为 4 个波形一个周期,此时不论你在哪一个波
形输出时改变 PWM8 的数据存储器都将在下一个周期才生效)
。
所谓“6+2”模式就是指 PWM8DATA 的高 6 位(PWMDATA,7~2)用于控制 PWM8 的调制周期及在调试周期
内占空比,低 2 位(PWMDATA,1~0)用于控制扩展周期。
所谓“7+1”模式就是指 PWM8DATA 的高 7 位(PWMDATA,7~1)用于控制 PWM8 的调制周期及在调试周期
内占空比,低 1(PWMDATA,0)位用于控制扩展周期。
◆ 8 位 PWM 框图
P0.6
Fosc
P0CH,5~4
/64
M
U
X
/8
/1
/2
/8
分
频
器
PWM8CON,5~4
计数器
PWM8CON,0
比较器
缓冲器
1
0
7BIT
寄存器
6BIT
寄存器
1
0
1BIT
寄存器
2BIT
寄存器
扩展逻辑
PWM8_EN
计数器溢出
计数器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com