công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADRV9002BBCZ bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADRV9002BBCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Narrow-Band and Wideband RF Transceiver
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADRV9002BBCZ bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Analog Devices

Back Button ADRV9002BBCZ Datasheet HTML 53Page - Analog Devices ADRV9002BBCZ Datasheet HTML 54Page - Analog Devices ADRV9002BBCZ Datasheet HTML 55Page - Analog Devices ADRV9002BBCZ Datasheet HTML 56Page - Analog Devices ADRV9002BBCZ Datasheet HTML 57Page - Analog Devices ADRV9002BBCZ Datasheet HTML 58Page - Analog Devices ADRV9002BBCZ Datasheet HTML 59Page - Analog Devices ADRV9002BBCZ Datasheet HTML 60Page - Analog Devices ADRV9002BBCZ Datasheet HTML 61Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 92 page
background image
Data Sheet
ADRV9002
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
analog.com
Rev. 0 | 57 of 92
Figure 175. Transmitter IMD2 vs. Baseband Frequency, Transmitter
Attenuation Code = 0, F1 = Baseband Frequency, F2 = Baseband Frequency
+ 1 MHz
Figure 176. Transmitter IMD3 vs. Baseband Frequency, Transmitter
Attenuation Code = 0, F1 = Baseband Frequency, F2 = Baseband Frequency
+ 1 MHz
Figure 177. Transmitter NSD vs. Frequency Offset from LO, Baseband
Frequency = 5.6 MHz, Transmitter Channel = Ch1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com