công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX17823BGCB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX17823BGCB
Giải thích chi tiết về linh kiện   12-Channel High-Voltage Data Acquisition System
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX17823BGCB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX17823BGCB Datasheet HTML 3Page - Maxim Integrated Products MAX17823BGCB Datasheet HTML 4Page - Maxim Integrated Products MAX17823BGCB Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products MAX17823BGCB Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX17823BGCB Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX17823BGCB Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX17823BGCB Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX17823BGCB Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products MAX17823BGCB Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 121 page
background image
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MAX17823B
12-Channel High-Voltage Data Acquisition System
www.maximintegrated.com
Maxim Integrated | 7
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
DIAGNOSTIC TEST SOURCES
Cell Test Source Current
ITSTCn
CTSTDAC[3:0] = Fh,
VCn < VAA - 1.4V, VAA = 3.3V 80
100
120
µA
CTSTDAC[3:0] = 6h,
VCn < VAA - 1.4V, VAA = 3.3V 36
45
54
CTSTDAC[3:0] = 6h,
VCn > VAGND + 1.4V
-54
-45
-36
CTSTDAC[3:0] = Fh,
VCn > VAGND + 1.4V
-120
-100
-80
HVMUX Test Source Current
ITSTMUX
CTSTDAC[3:0] = Fh,
VCn < VHV - 1.4V, VHV = 53.5V 40
50
60
µA
CTSTDAC[3:0] = 6h,
VCn < VHV - 1.4V, VHV = 53.5V 18
22.5
27
AUXIN Test Source Current
ITSTAUXIN
CTSTDAC[3:0] = Fh,
VAUXINn < VAA - 1.4V,
VAA = 3.3V
80
100
120
µA
CTSTDAC[3:0] = 6h,
VAUXINn < VAA - 1.4V,
VAA = 3.3V
36
45
54
CTSTDAC[3:0] = 6h
VAUXINn > VAGND + 1.4V
-54
-45
-36
CTSTDAC[3:0] = Fh,
VAUXINn > VAGND + 1.4V
-120
-100
-80
DIAGNOSTIC REFERENCES
ALTREF Voltage (Note 14)
VALTREF
DIAGSEL[2:0] = 001b
1.23
1.242
1.254
V
ALTREF Temperature
Coefficient (ΔVALTREF/ΔT)
(Note 7)
AALTREF
±25
ppm/°C
PTAT Output Voltage (Note 7)
VPTAT
TJ = 120ºC
1.2
V
PTAT Temperature Coefficient
(ΔVPTAT/ΔT) (Note 7)
AV_PTAT
3.07
mV/°C
PTAT Temperature Offset
(Note 7)
TOS_PTAT
0
ºC
ALERTS
ALRTVDDLn Threshold
VVDDL_OC
VAA = 3.3V
3
3.15
3.25
V
ALRTGNDLn Threshold
VGNDL_OC
AGND = 0V
0.05
0.15
0.3
V
ALRTHVUV Threshold
VHVUV
VHV - VDCIN falling
3.8
4.1
4.25
V
ALRTHVOV Threshold
VHVOV
VHV - VDCIN rising
7
8.5
10
V
ALRTTEMP Threshold (Note 7)
TALRTTEMP
115
120
125
ºC
ALRTTEMP Hysteresis (Note 7) TALRTTEMPHYS
2
ºC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com