công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M3005LD bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M3005LD
Giải thích chi tiết về linh kiện  REMOTE CONTROL TRANSMITTER
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M3005LD bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button M3005LD Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M3005LD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M3005LD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M3005LD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M3005LD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M3005LD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M3005LD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M3005LD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M3005LD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
20
11
110
B
e
D
Z
b
Z
e3
b1
E
PACKAGE MECHANICAL DATA
20 PINS - PLASTIC DIP
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
a1
0.254
0.010
B
1.39
1.65
0.055
0.065
b
0.45
0.018
b1
0.25
0.010
D
25.4
1.000
E
8.5
0.335
e
2.54
0.100
e3
22.86
0.900
F
7.1
0.280
i
3.93
0.155
L
3.3
0.130
Z
1.34
0.053
M3005LAB1 - M3005LD
9/10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10