công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DRV102F/500 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DRV102F/500
Giải thích chi tiết về linh kiện  PWM SOLENOID/VALVE DRIVER
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

DRV102F/500 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button DRV102F/500 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments DRV102F/500 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments DRV102F/500 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments DRV102F/500 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments DRV102F/500 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments DRV102F/500 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments DRV102F/500 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments DRV102F/500 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments DRV102F/500 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
MECHANICAL DATA
MPSF015 – AUGUST 2001
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
KTW (R-PSFM-G7)
PLASTIC FLANGE-MOUNT
0.010 (0,25)
A
M
4201284/A 08/01
0.385 (9,78)
0.410 (10,41)
M
M
B
C
–A–
0.006
–B–
0.170 (4,32)
0.183 (4,65)
0.000 (0,00)
0.012 (0,305)
0.104 (2,64)
0.096 (2,44)
0.034 (0,86)
0.022 (0,57)
0.050 (1,27)
0.055 (1,40)
0.045 (1,14)
0.014 (0,36)
0.026 (0,66)
0.330 (8,38)
0.370 (9,40)
0.297 (7,54)
0.303 (7,70)
0.0585 (1,485)
0.0625 (1,587)
0.595 (15,11)
0.605 (15,37)
0.019 (0,48)
0.017 (0,43)
0
°~3°
0.179 (4,55)
0.187 (4,75)
0.056 (1,42)
0.064 (1,63)
0.296 (7,52)
0.304 (7,72)
0.300 (7,62)
0.252 (6,40)
F
C
C
H
H
H
C
A
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Lead width and height dimensions apply to the
plated lead.
D.
Leads are not allowed above the Datum B.
E. Stand–off height is measured from lead tip
with reference to Datum B.
F. Lead width dimension does not include dambar
protrusion. Allowable dambar protrusion shall not
cause the lead width to exceed the maximum
dimension by more than 0.003”.
G. Cross–hatch indicates exposed metal surface.
H. Falls within JEDEC MO–169 with the exception
of the dimensions indicated.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com