công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F2012 bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MSP430F2012
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

MSP430F2012 bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F2012 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments MSP430F2012 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments MSP430F2012 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments MSP430F2012 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments MSP430F2012 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments MSP430F2012 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments MSP430F2012 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments MSP430F2012 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments MSP430F2012 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 80 page
background image
MSP430x20x1, MSP430x20x2, MSP430x20x3
MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
SLAS491A − AUGUST 2005 − REVISED OCTOBER 2005
41
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
MSP430x20x2 electrical characteristics over recommended ranges of supply voltage and
operating free-air temperature (unless otherwise noted) (continued)
10-bit ADC, timing parameters (MSP430x20x2 only)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP
MAX
UNIT
fADC10CLK
ADC10 input clock frequency
For specified
performance of
ADC10SR=0
2.2 V/3 V
0.45
6.3
MHz
fADC10CLK
ADC10 input clock frequency
performance of
ADC10 linearity
parameters
ADC10SR=1
2.2 V/3 V
0.45
1.5
MHz
fADC10OSC
ADC10 built-in oscillator frequency
ADC10DIVx=0, ADC10SSELx = 0
fADC10CLK = fADC10OSC
2.2 V/3 V
3.7
6.3
MHz
tCONVERT
Conversion time
ADC10 built-in oscillator,
ADC10SSELx = 0
fADC10CLK = fADC10OSC
2.2 V/3 V
2.06
3.51
µs
tCONVERT
Conversion time
fADC10CLK from ACLK, MCLK or
SMCLK: ADC10SSELx
≠ 0
13
×
ADC10DIV
×
1/fADC10CLK
µs
tADC10ON
Turn on settling time of the ADC
(see Note 1)
100
ns
NOTES:
1. The condition is that the error in a conversion started after tADC10ON is less than ±0.5 LSB. The reference and input signal are already
settled.
10-bit ADC, linearity parameters (MSP430x20x2 only)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP
MAX
UNIT
EI
Integral linearity error
2.2 V/3 V
±1
LSB
ED
Differential linearity error
2.2 V/3 V
±1
LSB
EO
Offset error
Source impedance RS < 100 Ω,
2.2 V/3 V
±1
LSB
EG
Gain error
2.2 V/3 V
±1.1
±2
LSB
ET
Total unadjusted error
2.2 V/3 V
±2
±5
LSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com