công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CRGP bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện CRGP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Precision Pulse Thick Film Chip Resistor
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

CRGP bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button CRGP Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd CRGP Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd CRGP Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd CRGP Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd CRGP Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd CRGP Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd CRGP Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd CRGP Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd CRGP Datasheet HTML 10Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
SMD Precision Pulse Thick Film Chip Resistor
9-1773463-9 CIS WR 03/2018
Dimensions in
millimetres unless
otherwise specified
Dimensions Shown for
reference purposes only.
Specifications subject to
change
For Email, phone or live chat,
go to: www.te.com/help
Solder Profile
Wave soldering condition: (2 cycles Max.)
Pre-heat : 100 ~ 120
℃,30±5sec.
Peak temp.: 260
Reflow soldering condition: (2 cycles Max.)
Pre-heat : 150 ~ 180
℃,90~120sec.
Suggestion solder temp.: 235 ~ 255
℃,20~40sec.
Peak temp.: 260
Hand Soldering condition: The Soldering iron tip should be less than 300°C
and maximum contact time should be 5 seconds
How To Order
CRGP
0603
J
10K
Common Part
Size
Tolerance
Resistance Value
CRGP
– Pulse
Withstand Thick
Film Chip Resistor
0402
0603
0805
1206
1210
2010
2512
F - ±1%
J - ±5%
oh
Ω R
K oh
Ω K
K oh
100K
M oh
Ω M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com