công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NUC029-FAE bảng dữ liệu(PDF) 149 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện NUC029-FAE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  158 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

NUC029-FAE bảng dữ liệu(HTML) 149 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button NUC029-FAE Datasheet HTML 145Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 146Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 147Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 148Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 149Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 150Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 151Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 152Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 153Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 149 / 158 page
background image
NUC029xGE
Apr 08, 2020
Page 149 of 158
Rev 1.03
8.4.9
USB PHY
8.4.9.1
Low-full-Speed DC Electrical Specifications
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
VIH
Input High (driven)
2.0
-
-
V
-
VIL
Input Low
-
-
0.8
V
-
VDI
Differential Input Sensitivity
0.2
-
-
V
|PADP-PADM|
VCM
Differential Common-mode
Range
0.8
-
2.5
V
Includes VDI range
VSE
Single-ended Receiver
Threshold
0.8
-
2.0
V
-
Receiver Hysteresis
-
200
-
mV
-
VOL
Output Low (driven)
0
-
0.3
V
-
VOH
Output High (driven)
2.8
-
3.6
V
-
VCRS
Output Signal Cross Voltage
1.3
-
2.0
V
-
RPU
Pull-up Resistor
1.425
-
1.575
-
RPD
Pull-down Resistor
14.25
-
15.75
VTRM
TERMINATION Voltage for
Uptream port pull up (RPU)
3.0
-
3.6
V
ZDRV
Driver Output Resistance
-
10
-
Ω
Steady state drive*
CIN
Transceiver Capacitance
-
-
20
pF
Pin to GND
*Driver output resistance doesn’t include series resistor resistance.
8.4.9.2
USB Full-Speed Driver Electrical Characteristics
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
TFR
Rise Time
4
-
20
ns
CL=50p
TFF
Fall Time
4
-
20
ns
CL=50p
TFRFF
Rise and Fall Time Matching
90
-
111.11
%
TFRFF=TFR/TFF
8.4.9.3
USB LDO Specification
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
VBUS
VBUS Pin Input Voltage
4.0
5.0
5.5
V
-
VDD33
LDO Output Voltage
3.0
3.3
3.6
V
-
Cbp
External Bypass Capacitor
-
1.0
-
uF
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com