công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NUC029-FAE bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện NUC029-FAE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  158 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

NUC029-FAE bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button NUC029-FAE Datasheet HTML 28Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 29Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 30Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 31Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 32Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 33Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 34Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 35Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 36Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 158 page
background image
NUC029xGE
Apr 08, 2020
Page 32 of 158
Rev 1.03
48
Pin
64
Pin
128
Pin
Pin Name
Type MFP
Description
EBI_nCS1
O
MFP7
EBI chip select 1 output pin.
INT4
I
MFP8
External interrupt 4 input pin.
32 66
PC.5
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
SPI0_I2SMCLK
I/O
MFP2
SPI0 I2S master clock output pin
I2C1_SDA
I/O
MFP3
I
2C1 data input/output pin.
USCI0_DAT0
I/O
MFP4
USCI0 data 0 pin.
PWM0_CH5
I/O
MFP6
PWM0 channel 5 output/capture input.
EBI_AD13
I/O
MFP7
EBI address/data bus bit 13.
33 67
PC.6
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
USCI0_DAT1
I/O
MFP4
USCI0 data 1 pin.
ACMP1_O
O
MFP5
Analog comparator 1 output pin.
PWM1_CH0
I/O
MFP6
PWM1 channel 0 output/capture input.
EBI_AD14
I/O
MFP7
EBI address/data bus bit 14.
34 68
PC.7
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
USCI0_CTL1
I/O
MFP4
USCI0 control 1 pin.
PWM1_CH1
I/O
MFP6
PWM1 channel 1 output/capture input.
EBI_AD15
I/O
MFP7
EBI address/data bus bit 15.
69
PE.4
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
I2C0_SCL
I/O
MFP2
I
2C0 clock pin.
I2C1_SCL
I/O
MFP3
I
2C1 clock pin.
USCI0_CTL0
I/O
MFP4
USCI0 control 0 pin.
SC0_PWR
O
MFP5
Smart Card 0 power pin.
PWM1_BRAKE0
I
MFP6
PWM1 Brake 0 input pin.
EBI_nCS0
O
MFP7
EBI chip select 0 output pin.
INT0
I
MFP8
External interrupt 0 input pin.
70
PE.5
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
I2C0_SDA
I/O
MFP2
I
2C0 data input/output pin.
I2C1_SDA
I/O
MFP3
I
2C1 data input/output pin.
USCI0_CLK
I/O
MFP4
USCI0 clock pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com