công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NUC029-FAE bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện NUC029-FAE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  158 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

NUC029-FAE bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button NUC029-FAE Datasheet HTML 25Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 26Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 27Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 28Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 29Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 30Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 31Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 32Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 33Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 158 page
background image
NUC029xGE
Apr 08, 2020
Page 29 of 158
Rev 1.03
48
Pin
64
Pin
128
Pin
Pin Name
Type MFP
Description
XT1_OUT
O
MFP1
External 4~20 MHz (high speed) crystal output
pin.
I2C1_SCL
I/O
MFP3
I
2C1 clock pin.
16 23 41
PF.4
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
XT1_IN
I
MFP1
External 4~20 MHz (high speed) crystal input
pin.
I2C1_SDA
I/O
MFP3
I
2C1 data input/output pin.
42
NC
-
-
No connect pin, leave floating.
17 24 43
VSS
P
MFP0
Ground pin for digital circuit.
44
NC
-
-
No connect pin, leave floating.
25 45
VDD
P
MFP0
Power supply for I/O ports and LDO source for
internal PLL and digital circuit.
46
NC
-
-
No connect pin, leave floating.
18 26 47
LDO_CAP
A
MFP0
LDO output pin.
48
PC.9
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
SPI0_I2SMCLK
I/O
MFP2
SPI0 I2S master clock output pin
I2C1_SCL
I/O
MFP3
I
2C1 clock pin.
USCI2_CTL1
I/O
MFP4
USCI2 control 1 pin.
PWM1_CH0
I/O
MFP6
PWM1 channel 0 output/capture input.
49
PC.10
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
SPI0_MOSI
I/O
MFP2
SPI0 MOSI (Master Out, Slave In) pin.
I2C1_SDA
I/O
MFP3
I
2C1 data input/output pin.
USCI2_DAT1
I/O
MFP4
USCI2 data 1 pin.
PWM1_CH1
I/O
MFP6
PWM1 channel 1 output/capture input.
50
PC.11
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
SPI0_MISO
I/O
MFP2
SPI0 MISO (Master In, Slave Out) pin.
USCI2_CLK
I/O
MFP4
USCI2 clock pin.
PWM1_CH2
I/O
MFP6
PWM1 channel 2 output/capture input.
51
PC.12
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
SPI0_CLK
I/O
MFP2
SPI0 serial clock pin.
USCI2_CTL0
I/O
MFP4
USCI2 control 0 pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com