công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRT2011DAF4A bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PRT2011DAF4A
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1064 Crossover Processors for Industrial Products
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PRT2011DAF4A bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - NXP Semiconductors

Back Button PRT2011DAF4A Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 113 page
background image
i.MX RT1064 Crossover Processors for Industrial Products, Rev. 2, 08/2020
40
NXP Semiconductors
Electrical Characteristics
4.4.2
WDOG reset timing parameters
Figure 8 shows the WDOG reset timing and Table 29 lists the timing parameters.
Figure 8. WDOGn_B timing diagram
NOTE
RTC_XTALI is approximately 32 kHz. RTC_XTALI cycle is one period or
approximately 30
s.
NOTE
WDOGn_B output signals (for each one of the Watchdog modules) do not
have dedicated pins, but are muxed out through the IOMUX. See the IOMUX
manual for detailed information.
4.4.3
SCAN JTAG Controller (SJC) timing parameters
Figure 9 depicts the SJC test clock input timing. Figure 10 depicts the SJC boundary scan timing.
Figure 11 depicts the SJC test access port. Signal parameters are listed in Table 30.
Figure 9. Test clock input timing diagram
Table 29. WDOGn_B timing parameters
ID
Parameter
Min
Max
Unit
CC3
Duration of WDOGn_B Assertion
1
—
RTC_XTALI cycle
WDOGn_B
CC3
(Output)
JTAG_TCK
(Input)
VM
VM
VIH
VIL
SJ1
SJ2
SJ2
SJ3
SJ3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com