công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

07D301K bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

tên linh kiện 07D301K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metal Oxide Varistors (MOV)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUAXINAN [HuaXinAn Electronics CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.huaandz.com
Logo HUAXINAN - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

07D301K bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

  07D301K Datasheet HTML 1Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD 07D301K Datasheet HTML 2Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD 07D301K Datasheet HTML 3Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD 07D301K Datasheet HTML 4Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD 07D301K Datasheet HTML 5Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD 07D301K Datasheet HTML 6Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
07D Straight Leads Series
Metal Oxide Varistors (MOV)
Features
·Wide operating voltage (V1mA) range from 18V to 820V
·Fast responding to transient over-voltage
·Large absorbing transient energy capability
·Low clamping ratio and no follow-on current
·Meets MSL level 1, per J-STD-020
·Operating Temperature:-40℃ ~ +85℃
·Storage Temperature:-40℃ ~ +125℃
·Safety certification:
Applications
·Transistor, diode, IC, thyristor or triac semiconductor protection
·Surge protection in consumer electronics
·Surge protection in industrial electronics
·Surge protection in electronic home appliances, gas and petroleum appliances
·Relay and electromagnetic valve surge absorption
Description of Part Number
- 07
D 471 K J
Brand Mark
NO SUFFIX: STANDARD MOV , SUFFIX J:HIGH SURGE MOV
Varistor Voltage Tolerance: K=±10%
Nominal Varistor Voltage: 471=470V
D: DISK
DISC DIAMETER 07 = Φ7MM
Delivery Time
Specifications are subject to change without notice
1
Tel: +86-755-27465585
HUAAN LIMITED
www.huaandz.com
Email: sales@huaandz.com
Standard MOV
Delivery Time
High Surge MOV
Delivery Time
07D180L~ 07D821K
13days
07D180LJ ~ 07D821KJ
14days


Số phần tương tự - 07D301K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ruilongyuan Electronics...
07D301K RUILON-07D301K Datasheet
755Kb / 7P
Metal Oxide Varistors
logo
Socay Electornics Co., ...
07D301K SOCAY-07D301K Datasheet
303Kb / 4P
Radial Lead Varistor (MOV)
logo
StarHope
07D301K SPSEMI-07D301K Datasheet
539Kb / 2P
Varistor Type MYG
logo
HuaXinAn Electronics CO...
07D301K HUAXINAN-07D301K Datasheet
229Kb / 3P
Metal Oxide Varistors
logo
Shanghai Leiditech Elec...
07D301K LEIDITECH-07D301K Datasheet
510Kb / 5P
Metal Oxide Varistors
More results

Mô tả tương tự - 07D301K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE1V010 NTE-NTE1V010_13 Datasheet
67Kb / 3P
Metal Oxide Varistors (MOV)
logo
HuaXinAn Electronics CO...
VDR10D180L HUAXINAN-VDR10D180L Datasheet
453Kb / 6P
Metal Oxide Varistors (MOV)
VDR20D180L HUAXINAN-VDR20D180L Datasheet
456Kb / 6P
Metal Oxide Varistors (MOV)
VDR25D820K HUAXINAN-VDR25D820K Datasheet
295Kb / 6P
Metal Oxide Varistors (MOV)
VDR34S130 HUAXINAN-VDR34S130 Datasheet
280Kb / 5P
Metal Oxide Varistors (MOV)
32D HUAXINAN-32D Datasheet
191Kb / 4P
Metal Oxide Varistors (MOV)
34S HUAXINAN-34S Datasheet
280Kb / 5P
Metal Oxide Varistors (MOV)
34S471K HUAXINAN-34S471K Datasheet
280Kb / 5P
Metal Oxide Varistors (MOV)
10D HUAXINAN-10D Datasheet
453Kb / 6P
Metal Oxide Varistors (MOV)
20D HUAXINAN-20D Datasheet
456Kb / 6P
Metal Oxide Varistors (MOV)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com