công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

07D301K bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

tên linh kiện 07D301K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metal Oxide Varistors (MOV)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUAXINAN [HuaXinAn Electronics CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.huaandz.com
Logo HUAXINAN - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

07D301K bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

  07D301K Datasheet HTML 1Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD 07D301K Datasheet HTML 2Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD 07D301K Datasheet HTML 3Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD 07D301K Datasheet HTML 4Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD 07D301K Datasheet HTML 5Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD 07D301K Datasheet HTML 6Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
07D Straight Leads Series
Dimension(mm)
Straight Leads
TABLE1
TABLE2
Symbol
Dimensions
Part number
T(±1.0mm)
Part number
T(±1.0mm)
H(Max)
11.0mm
07D180L
2.5mm
07D241K
2.6mm
L(Min)
22.0mm
07D220K
2.6mm
07D271K
2.9mm
D(Max)
9.0mm
07D270K
2.7mm
07D301K
3.0mm
D1(±0.8)
4.5mm
07D330K
2.9mm
07D331K
3.1mm
T
TABLE2
07D390K
2.8mm
07D361K
3.2mm
d(±0.05)
0.6mm
07D470K
2.9mm
07D391K
3.4mm
07D560K
3.0mm
07D431K
3.7mm
07D680K
3.2mm
07D471K
4.0mm
07D820K
2.1mm
07D511K
4.2mm
07D101K
2.3mm
07D561K
4.5mm
07D121K
2.5mm
07D621K
5.1mm
07D151K
2.8mm
07D681K
5.3mm
07D181K
2.3mm
07D751K
5.03mm
07D201K
2.4mm
07D781K
5.24mm
07D221K
2.5mm
07D821K
5.48mm
Packing Information
Specifications are subject to change without notice
4
Tel: +86-755-27465585
HUAAN LIMITED
www.huaandz.com
Email: sales@huaandz.com
Part Number
Quantity
Packaging Option Packaging Specification
07DxxxK
1000PCS
Plastic bag
Bulk Pack



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com