công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACFM-7103 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Broadcom Corporation.

tên linh kiện ACFM-7103
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCS/Cellular/S-GPS Quintplexer
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOARDCOM [Broadcom Corporation.]
Trang chủ  http://www.broadcom.com
Logo BOARDCOM - Broadcom Corporation.

ACFM-7103 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Broadcom Corporation.

Back Button ACFM-7103 Datasheet HTML 5Page - Broadcom Corporation. ACFM-7103 Datasheet HTML 6Page - Broadcom Corporation. ACFM-7103 Datasheet HTML 7Page - Broadcom Corporation. ACFM-7103 Datasheet HTML 8Page - Broadcom Corporation. ACFM-7103 Datasheet HTML 9Page - Broadcom Corporation. ACFM-7103 Datasheet HTML 10Page - Broadcom Corporation. ACFM-7103 Datasheet HTML 11Page - Broadcom Corporation. ACFM-7103 Datasheet HTML 12Page - Broadcom Corporation. ACFM-7103 Datasheet HTML 13Page - Broadcom Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
9
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
Frequency (MHz)
Frequency (MHz)
Frequency (MHz)
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
Frequency (MHz)
Frequency (MHz)
Frequency (MHz)
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
825
830
835
840
845
850
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
870
875
880
885
890
895
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
800
820
840
860
880
900
920
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
800
820
840
860
880
900
920
Figure 15. PCS Tx-Ant Rejection at GPS (Dual Antenna, Note1).
Figure 16. Cell Tx-Ant Rejection at GPS (Dual Antenna, Note1).
Figure 17. Cellular Tx Insertion Loss (Dual Antenna, Note1).
Figure 18. Cellular Rx Insertion Loss (Dual Antenna, Note1).
Figure 19. Cellular Tx and Rx Return Loss (Dual Antenna, Note1).
Figure 20. Cellular Tx Rejection in Rx Band and Rx Rejection in Tx Band
(Dual Antenna, Note1).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com