công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(PDF) 187 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L552CCU6PXXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
PDF  340 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(HTML) 187 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 183Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 184Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 185Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 186Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 187Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 188Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 189Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 190Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 191Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 187 / 340 page
background image
Table 67. Current consumption in Run mode, code with data processing running from Flash
in dual bank, ICACHE disabled and power supplied by external SMPS
Symbol
Parameter
Conditions(1)
TYP
Unit
-
VDD12
fHCLK
25°C
55°C
85°C
105°C
125°C
IDD(Run)
Supply current in Run
mode
fHCLK = fHSE up to 48 MHz
included, bypass mode PLL ON
above 48 MHz all peripherals
disabled
VDD12=1.2V 110 MHz
6.9
7.15
7.76
8.61
10.1
mA
VDD12=1.1V
80 MHz
5.01
5.21
5.7
6.4
7.63
72 MHz
4.53
4.72
5.22
5.91
7.14
64 MHz
4.25
4.44
4.94
5.63
6.85
48 MHz
3.21
3.39
3.88
4.57
5.78
32 MHz
2.25
2.42
2.89
3.57
4.77
26 KHz
1.499
1.625
1.999
2.552
3.544
16 MHz
0.985
1.107
1.474
2.024
3.02
8 MHz
0.532
0.647
1.01
1.557
2.538
4 MHz
0.302
0.421
0.776
1.316
2.301
2 MHz
0.187
0.302
0.665
1.197
2.178
1 MHz
0.133
0.248
0.604
1.147
2.117
100 KHz
0.079
0.194
0.554
1.089
2.063
1.
All values are obtained by calculation based on measurements done with internal voltage regulator and using following parameters: SMPS input = 3.3 V, SMPS efficiency
= 85%.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com