công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(PDF) 162 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L552CCU6PXXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
PDF  340 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(HTML) 162 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 158Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 159Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 160Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 161Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 162Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 163Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 164Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 165Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 166Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 162 / 340 page
background image
Table 42. Current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash in dual bank, ICACHE ON in 2-way and power
supplied by internal SMPS step down converter
Symbol
Parameter
Conditions
TYP
MAX
Unit
-
Voltage
scaling
fHCLK
25°C
55°C
85°C 105°C 125°C 25°C
55°C
85°C 105°C 125°C
IDD
(Run)
Supply current in
Run mode
fHCLK = fHSE up
to 48 MHz
included,
bypass mode
PLL ON above
48 MHz all
peripherals
disabled
Range 2
SMPS
LP mode
26 MHz
1.85
1.94
2.41
3.14
4.40
1.93
2.73
4.65
7.13
11.13
mA
16 MHz
1.21
1.33
1.79
2.48
3.76
1.31
2.09
3.99
6.46
10.43
8 MHz
0.70
0.83
1.291.983.250.811.59
3.475.949.89
4 MHz
0.45
0.58
1.031.773.000.561.33
3.225.689.62
2 MHz
0.32
0.46
0.901.602.880.441.21
3.095.549.49
1 MHz
0.26
0.39
0.841.542.790.411.17
3.055.519.46
100 KHz
0.20
0.33
0.791.512.740.321.08
2.965.429.36
Range 0
SMPS
HP
mode
110 MHz 11.05
11.73 12.72 14.01 16.84 11.49 13.03 16.31 20.32 26.75
Range 1
SMPS
HP
mode
80 MHz
6.96
7.27
8.38
9.46
11.35
7.53
8.94
11.84
15.22 20.64
72 MHz
6.30
6.61
7.62
8.69
10.58
6.87
8.26
11.2
14.56 19.94
64 MHz
5.65
5.94
6.80
8.00
9.88
6.19
7.55
10.53 13.92 19.27
48 MHz
4.33
4.60
5.296.518.404.836.15
9.1812.617.9
32 MHz
3.00
3.25
3.92
4.92
6.92
3.43
4.73
7.7
11.29 16.53
24 MHz
2.33
2.57
3.22
4.15
6.15
2.73
4.01
6.98
10.63 15.83
16 MHz
1.67
1.89
2.53
3.47
5.33
2.03
3.3
6.24
9.95
15.15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com