| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32MP157AAD1T bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157AAD1T bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - STMicroelectronics |
|
71 / 259 page ![]() DS12504 Rev 5 71/259 STM32MP157A/D Pinouts, pin description and alternate functions 121 1H1 P4 V3 U5 PA5 I/O TT_ha - TIM2_CH1/TIM2_ETR, TIM8_CH1N, SAI4_CK1, SPI1_SCK/I2S1_CK, SPI6_SCK, SAI4_MCLK_A, LCD_R4, EVENTOUT ADC1_INP19, ADC1_INN18, ADC2_INP19, ADC2_INN18, DAC_OUT2 1J1 R4 V4 V6 PA4 I/O TT_a - HDP0, TIM5_ETR, SAI4_D2, SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI3_NSS/I2S3_WS, USART2_CK, SPI6_NSS, SAI4_FS_A, DCMI_HSYNC, LCD_VSYNC, EVENTOUT ADC1_INP18, ADC2_INP18, DAC_OUT1 - - AC2 W5 PG0 I/O FT_vh - TRACED0, DFSDM1_DATIN0, ETH1_GMII_TXD4, FMC_A10, EVENTOUT - U3 V1 AB1 Y5 PB11 I/O FT_favh - TIM2_CH4, LPTIM2_ETR, I2C2_SDA, DFSDM1_CKIN7, USART3_RX, ETH1_GMII_TX_EN/ ETH1_MII_TX_EN/ ETH1_RGMII_TX_CTL/ ETH1_RMII_TX_EN, DSI_TE, LCD_G5, EVENTOUT - - - AB2 AB4 PG4 I/O FT_vh - TIM1_BKIN2, ETH1_GMII_GTX_CLK/ ETH1_RGMII_GTX_CLK, FMC_A14, EVENTOUT - T3 W2 AC3 AB2 PA2 I/O FT_ha - TIM2_CH3, TIM5_CH3, LPTIM4_OUT, TIM15_CH1, USART2_TX, SAI2_SCK_B, SDMMC2_D0DIR, ETH1_MDIO, MDIOS_MDIO, LCD_R1, EVENTOUT ADC1_INP14, WKUP2 1F3 M6 - - VDD S - - - - T2 V2 AA6 AB3 PC1 I/O FT_ha - TRACED0, SAI1_D1, DFSDM1_DATIN0, DFSDM1_CKIN4, SPI2_MOSI/I2S2_SDO, SAI1_SD_A, SDMMC2_CK, ETH1_MDC, MDIOS_MDC, EVENTOUT ADC1_INP11, ADC1_INN10, ADC2_INP11, ADC2_INN10, TAMP_IN3, WKUP6 A6 - K21 E19 VSS S - - - - - - Y6 U8 PG5 I/O FT - TIM1_ETR, ETH1_GMII_CLK125/ ETH1_RGMII_CLK125, FMC_A15, EVENTOUT - - F10 1B3 J10 VDDCORE S - - - - Table 7. STM32MP157A/D pin and ball definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |