| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32MP157AAD1T bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157AAD1T bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - STMicroelectronics |
|
68 / 259 page ![]() Pinouts, pin description and alternate functions STM32MP157A/D 68/259 DS12504 Rev 5 E2 J1 M3 R2 NRST I/O RST - - - J3 J2 M4 R1 NRST_CORE I RST - - - H3 K1 N1 N3 BOOT0 I FTPD - - - K3 K4 N4 N4 BOOT1 I FTPD - - - H1 L2 M2 P4 BOOT2 I FTPD - - - H2 M1 P1 T1 PH0-OSC_IN I/O FT - EVENTOUT OSC_IN - - - J8 VDDCORE S - - - - J2 M2 P2 T2 PH1- OSC_OUT I/O FT - EVENTOUT OSC_OUT - D8 - C20 VSS S - - - - M2 L1 R2 V1 PWR_ON O FT - - PWR_ONLP K1 P1 N3 U1 PWR_LP O FT - - - K2 N1 T3 U2 PDR_ON_ CORE IFT - - - L3 N2 R3 V2 PDR_ON I FT - - - - L3 1G2 N5 VDD_ANA S - - - - - L4 1G1 P5 VSS_ANA S - - - - L2 P2 N2 W3 PA13 I/O FT_a - DBTRGO, DBTRGI, MCO1, UART4_TX, EVENTOUT BOOTFAILN L1 R1 T2 R3 PA14 I/O FT_a - DBTRGO, DBTRGI, MCO2, EVENTOUT - - - P4 T3 PI11 I/O FT - MCO1, I2S_CKIN, LCD_G6, EVENTOUT WKUP5 - - T1 W1 PI10 I/O FT - HDP0, USART3_CTS/USART3_NSS, ETH1_GMII_RX_ER/ ETH1_MII_RX_ER, LCD_HSYNC, EVENTOUT - -L7 1G4 - VDD S - - - - W5 E2 F21 - VSS S - - - - - F8 - - VDDCORE S - - - - 1F1 M4 1H1 R5 VDDA S - - - - 1F2 - - - VDDA S - - - - M3 N3 R4 P6 VREF+ S - - - - 1G1 N4 1H2 R6 VSSA S - - - - - P5 - T6 VSSA S - - - - Table 7. STM32MP157A/D pin and ball definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |