| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H747AI bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H747AI bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 252 page ![]() Contents STM32H747xI/G 2/242 DS12930 Rev 1 3.17 Analog-to-digital converters (ADCs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.18 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.19 VBAT operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.20 Digital-to-analog converters (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.21 Ultra-low-power comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.22 Operational amplifiers (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.23 Digital filter for sigma-delta modulators (DFSDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.24 Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.25 LCD-TFT controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.26 DSI Host (DSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.27 JPEG Codec (JPEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.28 Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.29 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.29.1 High-resolution timer (HRTIM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.29.2 Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.29.3 General-purpose timers (TIMx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.29.4 Basic timers TIM6 and TIM7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.29.5 Low-power timers (LPTIM1, LPTIM2, LPTIM3, LPTIM4, LPTIM5) . . . . 36 3.29.6 Independent watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.29.7 Window watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.29.8 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.30 Real-time clock (RTC), backup SRAM and backup registers . . . . . . . . . . 37 3.31 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.32 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 38 3.33 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 39 3.34 Serial peripheral interface (SPI)/inter- integrated sound interfaces (I2S) . 40 3.35 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.36 SPDIFRX Receiver Interface (SPDIFRX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.37 Single wire protocol master interface (SWPMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.38 Management Data Input/Output (MDIO) slaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.39 SD/SDIO/MMC card host interfaces (SDMMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.40 Controller area network (FDCAN1, FDCAN2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.41 Universal serial bus on-the-go high-speed (OTG_HS) . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.42 Ethernet MAC interface with dedicated DMA controller (ETH) . . . . . . . . . 43 |