công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G473CB bảng dữ liệu(PDF) 101 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G473CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator
PDF  229 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G473CB bảng dữ liệu(HTML) 101 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G473CB Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 101 / 229 page
background image
Table 31. Current consumption in Stop 0 mode
Symbol
Parameter
Conditions
TYP
MAX(1)
Unit
-
VDD
25°C
55°C
85°C
105°C
125°C
25°C
55°C
85°C
105°C
125°C
IDD(Stop 0)
Supply current
in Stop 0 mode,
RTC disabled
-
1.8 V
190
380
980
1750
3100
790
2400
6500
11000
19000
µA
2.4 V
190
380
985
1750
3100
790
2400
6400
11000
19000
3 V
190
380
985
1750
3100
800
2400
6500
12000
19000
3.6 V
190
380
985
1750
3100
800
2500
6500
12000
12000
(2)
1. Guaranteed by characterization results, unless otherwise specified.
2. Guaranteed by test in production.
Table 32. Current consumption in Standby mode
Symbol
Parameter
Conditions
TYP
MAX(1)
Unit
-
VDD
25°C
55°C
85°C 105°C 125°C 25°C 55°C 85°C 105°C
125°C
IDD
(Standby)
Supply current in Standby
mode (backup registers
retained),
RTC disabled
No
independent
watchdog
1.8 V
100
275
1350
3450
8450
200
1100 4100
9700
27000
nA
2.4 V
110
325
1600
4100
10000
220
1200 4800 12000
31000
3 V
130
385
1900
4850
12000
240
1400 5500 13000
35000
3.6 V
180
530
2400
6050
14500
360
1700 6300 15000
40000
(2)
With
independent
watchdog
1.8 V
300
-
-
-
-
---
-
-
2.4 V
365
-
-
-
-
---
-
-
3 V
435
-
-
-
-
---
-
-
3.6 V
545
-
-
-
-
---
-
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com