công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G473CB bảng dữ liệu(PDF) 92 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G473CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator
PDF  229 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G473CB bảng dữ liệu(HTML) 92 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G473CB Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32G473CB Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 92 / 229 page
background image
IDD
(LPRun)
Supply
current in
Low-power
run mode
SYSCLK source is HSE
in bypass mode
all peripherals disable
2 MHz
365
570
1200
2150
3850
1200
3100
7900
14000 22000
µA
1 MHz
240
425
1050
2000
3650
960
2900
7700
14000 22000
250 KHz
135
315
945
1850
3550
840
2800
7600
13000 22000
62.5 KHz
105
285
915
1850
3550
780
2700
7600
13000 22000
SYSCLK source is HSI16
all peripherals disable
2 MHz
835
1050
1650
2600
4300
1800
3700
8600
14000 22000
1 MHz
775
940
1550
2500
4150
1700
3600
8500
14000 22000
250 KHz
640
860
1450
2400
4100
1500
3500
8400
14000 22000
62.5 KHz
640
830
1450
2350
4050
1600
3500
8400
14000 22000
1. Guaranteed by characterization results, unless otherwise specified.
2. Guaranteed by test in production.
Table 23. Current consumption in Run and Low-power run modes,
code with data processing running from SRAM1 (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
TYP
MAX(1)
Unit
-
Voltage
scaling
25°C
55°C
85°C
105°C 125°C
25°C
55°C
85°C
105°C 125°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com