công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NP90N06VLK bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện NP90N06VLK
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V ??90 A ??N-channel Power MOS FET Application: Automotive
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

NP90N06VLK bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Renesas Technology Corp

  NP90N06VLK Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
R07DS1318EJ0200 Rev.2.00
Page 1 of 7
May 24, 2018
Data Sheet
NP90N06VLK
60 V
– 90 A – N-channel Power MOS FET
Application: Automotive
Description
NP90N06VLK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.
Features
 Super low on-state resistance
 R
DS(on)1 = 5.3 m MAX. (VGS = 10 V, ID = 45 A)
 Low C
iss: Ciss = 4000 pF TYP. (VDS = 25 V)
 Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
Outline
TO-252(MP-3ZP)
Equivalent circuit
Remark: Strong electric field, when exposed to this device, can cause destruction of the gate oxide and
ultimately degrade the device operation. Steps must be taken to stop generation of static electricity
as much as possible, and quickly dissipate it once, when it has occurred.
Ordering Information
Part No.
Lead Plating
Packing
Package
NP90N06VLK-E1-AY *1
Pure Sn (Tin)
Tape 2500 p/reel
Taping (E1 type)
TO-252(MP-3ZP)
NP90N06VLK-E2-AY *1
Taping (E2 type)
Note:
*1. Pb-free (This product does not contain Pb in the external electrode)
R07DS1318EJ0200
Rev.2.00
May 24, 2018


Số phần tương tự - NP90N06VLK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
NP90N06VLK ISC-NP90N06VLK Datasheet
261Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - NP90N06VLK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
NP90N04VDK RENESAS-NP90N04VDK_15 Datasheet
114Kb / 8P
40 V ??90 A ??N-channel Power MOS FET Application: Automotive
NP60N60VDK RENESAS-NP60N60VDK Datasheet
442Kb / 9P
60 V ??60 A ??N-channel Power MOS FET Application: Automotive
NP60N06MLK RENESAS-NP60N06MLK_V01 Datasheet
445Kb / 9P
60 V – 60 A – N-channel Power MOS FET Application: Automotive
May 24, 2018
NP60N06PDK RENESAS-NP60N06PDK_V01 Datasheet
528Kb / 9P
60 V – 60 A – N-channel Power MOS FET Application: Automotive
May 24, 2018
NP60N06PLK RENESAS-NP60N06PLK_V01 Datasheet
529Kb / 9P
60 V – 60 A – N-channel Power MOS FET Application: Automotive
May 24, 2018
NP60N06VDK RENESAS-NP60N06VDK_V01 Datasheet
442Kb / 9P
60 V – 60 A – N-channel Power MOS FET Application: Automotive
May 24, 2018
NP60N06VLK RENESAS-NP60N06VLK_V01 Datasheet
446Kb / 9P
60 V – 60 A – N-channel Power MOS FET Application: Automotive
May 24, 2018
NP89N06PDK RENESAS-NP89N06PDK_V01 Datasheet
447Kb / 9P
60 V – 90 A – N-channel Power MOS FET Application: Automotive
May 24, 2018
NP90N04VDK RENESAS-NP90N04VDK Datasheet
273Kb / 8P
40 V – 90 A – N-channel Power MOS FET Application: Automotive
May 24, 2018
NP90N06VDK RENESAS-NP90N06VDK_V01 Datasheet
442Kb / 9P
60 V – 90 A – N-channel Power MOS FET Application: Automotive
May 24, 2018
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com