công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NP90N06VLK bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện NP90N06VLK
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V ??90 A ??N-channel Power MOS FET Application: Automotive
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

NP90N06VLK bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  NP90N06VLK Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp NP90N06VLK Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
NP90N06VLK
R07DS1318EJ0200 Rev.2.00
Page 3 of 7
May 24, 2018
Electrical Characteristics (TA = 25°C)
Item
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
1
A
VDS = 60 V, VGS = 0 V
Gate Leakage Current
IGSS
±10
A
VGS = ±20 V, VDS = 0 V
Gate to Source Threshold Voltage
VGS(th)
1.5
2.1
2.5
V
VDS = VGS, ID = 250
A
Forward Transfer Admittance 1
| yfs |
40
80
S
VDS = 5 V, ID = 45 A
Drain to Source On-state
Resistance 1
RDS(on)1
3.8
5.3
m
VGS = 10 V, ID = 45 A
RDS(on)2
4.9
8.2
m
VGS = 4.5 V, ID = 23 A
Input Capacitance *2
Ciss
4000
6000
pF
VDS = 25 V,
VGS = 0 V,
f = 1 MHz
Output Capacitance *2
Coss
360
540
pF
Reverse Transfer Capacitance *2
Crss
110
200
pF
Turn-on Delay Time *2
td(on)
24
60
ns
VDD = 30 V, ID = 45 A,
VGS = 10 V,
RG = 0
Rise Time *2
tr
7
20
ns
Turn-off Delay Time *2
td(off)
60
120
ns
Fall Time *2
tf
6
20
ns
Total Gate Charge *2
QG
63
95
nC
VDD = 48 V,
VGS = 10 V,
ID = 90 A
Gate to Source Charge
QGS
15
nC
Gate to Drain Charge
QGD
12
nC
Body Diode Forward Voltage 1
VF(S-D)
0.9
1.5
V
IF = 90 A, VGS = 0 V
Reverse Recovery Time
trr
40
ns
IF = 90 A, VGS = 0 V,
di/dt = 100 A/
s
Reverse Recovery Charge
Qrr
45
nC
Note:
*1. Pulsed test
Note: *2. Not subject of production test. Verified by design/characterization.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com