công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T60006-L2071-V380 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

tên linh kiện T60006-L2071-V380
Giải thích chi tiết về linh kiện  Oval core
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VACUUMSCHMELZE [VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG]
Trang chủ  https://vacuumschmelze.de/
Logo VACUUMSCHMELZE - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

T60006-L2071-V380 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

  T60006-L2071-V380 Datasheet HTML 1Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60006-L2071-V380 Datasheet HTML 2Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60006-L2071-V380 Datasheet HTML 3Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60006-L2071-V380 Datasheet HTML 4Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60006-L2071-V380 Datasheet HTML 5Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Specification
Sach Nr.:
Item no.:
T60006-L2071-V380
K-Nr.:
K-no.:
27104
Core design:
Ausführung:
Oval core
Ovalbandkern
Datum:
Date:
30.04.2020
Application:
Anwendung:
Common Mode Choke
Stromkompensierte Drossel
Kunde:
Customer:
-
Kd. Sach Nr.:
Customers part no.:
Seite
4
von
5
Page
of
Hrsg.:
R&D-PD NPI D
editor
Bearb:
designer
Wk.
MC-PM: FTr.
check
freig.: Pr.
released
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten
Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any
purposes without express written authorization by use illegally forbidden.
Any offenders are liable to pay all relevant damages.
V A C U U M S C H M E L Z E
Technical cleanliness / Technische Sauberkeit
VAC carries out regularly extraction analysis with similar core designs. The similarity refers to the
size and the manufacturing process of the component. The extraction analysis is based on the guildeline of ZVEI
and VDA-Band 19. Based on this data material, VAC can submit following proposal as preliminary.
The final establishing will be done after minimum 5 analysis of serial production lots from serial production site.
VAC führt regelmäßig Extraktionsanalysen an ähnlich Kernen durch. Die Ähnlichkeit bezieht sich auf die Größe
und die Herstellverfahren. Diese Extrationsanalysen werden auf Basis des ZVEI-Leitfadens und des VDA-Band 19
durchgeführt. Auf Basis dieses Datenmaterials kann VAC folgenden Vorschlag als vorläufige Festlegung abgeben.
Die finale Festlegung erfolgt nach mind. 5 Analysen von Produktionslosen aus der Serienfertigung vom
Serienstandort.
Current action control limits shown in Table 1:
Aktuelle Eingriffsgrenzen zeigt Tabelle 1:
Particle size x [µm]: Statistical maximum particle amount per 1000 cm² component surface area before shipment
Partikelgröße [µm]: Statistisch maximale Partikelmenge pro 1000 cm² Bauelementoberfläche vor Auslieferung
1: Overall: Metallic and non-metallic, non-fibrous particles.
Definition of particles acc. ZVEI guidline, 2nd edition 2018
Particle size [µm]
Size class
Overall 1
Metallic
x < 150
B-F
not evaluated
not evaluated
150 ≤ x < 200
G
200
60
200 ≤ x < 400
H
150
10
400 ≤ x < 600
I
30
1
600 ≤ x < 1000
J
10
0
1000 ≤ x < 1500
K
5
0
1500 ≤ x < 2000
L
0
0
2000 ≤ x < 3000
M
0
0
>3000
N
0
0
Table 1: Action control limits regarding particle size classes
Decay Curve
A019953
Surface area per core
113,5 cm2
Number of cores per
analysis
7
Pre-spray quantity
500 ml
Waiting time between
pre-spray a. cleaning
60 s
Spray quantity for
cleaning
4.2 l
Rewash quantity for
basin
200 ml
Table 2: Parameter cleanlines analysis



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com