công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T60006-L2071-V380 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

tên linh kiện T60006-L2071-V380
Giải thích chi tiết về linh kiện  Oval core
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VACUUMSCHMELZE [VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG]
Trang chủ  https://vacuumschmelze.de/
Logo VACUUMSCHMELZE - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

T60006-L2071-V380 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

  T60006-L2071-V380 Datasheet HTML 1Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60006-L2071-V380 Datasheet HTML 2Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60006-L2071-V380 Datasheet HTML 3Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60006-L2071-V380 Datasheet HTML 4Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60006-L2071-V380 Datasheet HTML 5Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Specification
Sach Nr.:
Item no.:
T60006-L2071-V380
K-Nr.:
K-no.:
27104
Core design:
Ausführung:
Oval core
Ovalbandkern
Datum:
Date:
30.04.2020
Application:
Anwendung:
Common Mode Choke
Stromkompensierte Drossel
Kunde:
Customer:
-
Kd. Sach Nr.:
Customers part no.:
Seite
2
von
5
Page
of
Hrsg.:
R&D-PD NPI D
editor
Bearb:
designer
Wk.
MC-PM: FTr.
check
freig.: Pr.
released
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten
Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any
purposes without express written authorization by use illegally forbidden.
Any offenders are liable to pay all relevant damages.
V A C U U M S C H M E L Z E
Core material / Legierung:
Type of finish / Art der Fixierung:
VITROPERM VP500 F
Fix 022, plastic casing / Kunststofftrog
Core fixing / Kern Fixierung:
Casing material / Trogmaterial:
silicone rubber
/ Silikonkautschuk
PA66 GF35
Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Part1, SC = significant characteristic)
Tests will be done at room temperatur / Prüfungen werden bei Raumtemperatur durchgeführt
SYMBOL
PARAMETER
VALUE / WERT
UNIT /
EINHEIT
AFe
Effective area / Effektive Eisen-Querschnitt
1,0
cm2
LFe
Effective length / Effektive Länge
16,6
cm
mFe
Mass of bare core / blankes Kerngewicht
~ 121 g
g
m
Mass of encapsulated core /Gewicht des
eingetrogten Kern
~ 145 g
g
AL0 (10 kHz)
Nominal magnetic values / Magn. Nennwerte
25,3
µH
AL0 (100 kHz)
Nominal magnetic values / Magn. Nennwerte
13,4
µH
AL (10 kHz, 100kHz)
Magnetic tolerance range / Magn.
Toleranzbereich
-25;+45
%
µ
Nom. permeability / Nennpermeabilität
~ 33000
Isat
saturation current @ µNom for DC /
Sättigungsstrom @ µNenn für DC
3,3
[AL=0,7xAL0]
A
Top
Operating temperature
/Betriebstemperatur
- 40 bis +130
°C
Tst
Storage temperature / Lagertemperatur:
- 40 bis +85
°C
No.
Parameter to test / Prüfparameter
Test quantity /
Prüfmenge
Reference
1)
Mechanical test / mechanische Prüfung
Max. height (25,0+0,4) mm / max. Höhe (25,0+0,4) mm
V
Test instrument: gauge /
Prüfmittel: Prüflehre
2)
Magnetical test / magnetische Prüfung
V
Test of AL-value in series mode
according to A60092-Y3022-K009
/ Prüfung des AL-Wertes im
Reihenersatzschaltbild gemäß
A60092-Y3022-K009
2.1)
Setting values / Einstellwerte
Ieff x N = 35,2 mA**, f = 10 kHz
19,0 µH < AL (10 kHz) < 36,7 µH
SC
**(
corr. / entspr Hpeak=3mA/cm)
2.2)
Setting values / Einstellwerte
Ieff x N = 35,2 mA**, f = 100 kHz
10,1 µH < AL (100 kHz) < 19,4 µH
**(
corr. / entspr Hpeak=3mA/cm)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com