công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LX1GU04STR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74LX1GU04STR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE CMOS SINGLE INVERTER WITH 5V TOLERANT INPUT
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74LX1GU04STR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button 74LX1GU04STR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 74LX1GU04STR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74LX1GU04STR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74LX1GU04STR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74LX1GU04STR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74LX1GU04STR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74LX1GU04STR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74LX1GU04STR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74LX1GU04STR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
74LX1GU04
9/10
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
175
180
185
6.889
7.086
7.283
C
12.8
13
13.2
0.504
0.512
0.519
D
20.2
0.795
N
59.5
60
60.5
2.362
T
14.4
0.567
Ao
2.25
0.088
Bo
2.7
0.106
Ko
1.2
0.047
Po
3.9
4
4.1
0.153
0.157
0.161
P
3.8
4
4.2
0.149
0.157
0.165
Tape & Reel SOT323-xL MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com