công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2132425 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện 2132425
Giải thích chi tiết về linh kiện  Impact??Backplane Connector System
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

2132425 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button 2132425 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 10Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 11Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 12Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 13Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 14Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 15Page - TE Connectivity Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 30 page
background image
Daughter Card Receptacle Assemblies (Continued)
3 Pair Daughter Card
Receptacle Assemblies
Recommended PCB Layout
Min. Board Thickness 1.0
B
Ref.
C
A
Max.
Key Position
Chart
None
AE
BF
C
G
D
H
Column
Guide
Part Number
Dimension
Application Tooling
Mates With
AB
C
Left
2007703-1
26.6
24.2
17.1
2018380-1
2007777-1
10
Right
2007704-1
26.6
24.2
17.1
2018380-1
2007781-1
Unguided
2007705-1
19
24.2
17.1
2018380-1
2007789-1
Left
2007709-1
38
24.2
28.5
2018381-1
2007793-1
16
Right
2007710-1
38
24.2
28.5
2018381-1
2007797-1
Unguided
2007711-1
30.4
24.2
28.5
2018381-1
2007805-1
Note: 10 column part number 2007703-1 is pictured below.
All the numbers provided are for 0.39mm PCB plated thru hole use. Part numbers are available for 0.46mm PCB
plated thru holes by contacting the respective country product information center listed on the bottom of each page.
Dimensions are shown for
Dimensions are in millimeters
Canada: +1 (905) 475-6222
UK: +44 (0) 800-267666
Catalog 7-1773458-1
Revised 8-19
reference purposes only.
unless otherwise specified.
Mexico/C. Am.: +52 (0) 55-1106-0800
France: +33 (0) 1-3420-8686
Specifications subject
Latin/S. Am.: +54 (0) 11-4733-2200
Netherlands: +31 (0) 73-6246-999
www.te.com
to change.
USA: +1 (800) 522-6752
Germany: +49 (0) 6251-133-1999
China: +86 (0) 400-820-6015
11
Impact Backplane Connector System
Visit the Impact connector webpage at: www.te.com/products/impact



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com