công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2132425 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện 2132425
Giải thích chi tiết về linh kiện  Impact??Backplane Connector System
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

2132425 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TE Connectivity Ltd

  2132425 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 2132425 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 30 page
background image
4
Dimensions are shown for
Dimensions are in millimeters
Canada: +1 (905) 475-6222
UK: +44 (0) 800-267666
Catalog 7-1773458-1
Revised 8-19
reference purposes only.
unless otherwise specified.
Mexico/C. Am.: +52 (0) 55-1106-0800
France: +33 (0) 1-3420-8686
Specifications subject
Latin/S. Am.: +54 (0) 11-4733-2200
Netherlands: +31 (0) 73-6246-999
www.te.com
to change.
USA: +1 (800) 522-6752
Germany: +49 (0) 6251-133-1999
China: +86 (0) 400-820-6015
Introduction (Continued)
Data Rate
3-6 Gb/s
6-10 Gb/s
10-15 Gb/s
15-20 Gb/s
20-25 Gb/s
25+ Gb/s
Impact Connector
Z-PACK TinMan
100
Ω and 85Ω Connectors
Z-PACK Slim UHD CS
Z-PACK Slim UHD HS
Connector
Connector
Z-PACK HM-Zd Connector
Z-PACK HM-Zd
Plus Connector
MULTIGIG RT Connector
Z-PACK HS3
Connector
Header Width (W)
Pairs/Inch
2 Pair
Impact Connector
12.65 mm
27
3 Pair
Impact Connector
16.70 mm
40
4 Pair
Impact Connector
20.75 mm
54
5 Pair
Impact Connector
24.8 mm
67
6 Pair
Impact Connector
28.85 mm
80
All the numbers provided are for 0.39mm PCB plated thru hole use. Part
numbers are available for 0.46mm PCB plated thru holes by contacting the
respective country product information center listed on the bottom of each
page.
Receptacles
Headers
2 Pair
2057405-1
2057428-1
3 Pair
2007705-1
2007786-1
4 Pair
2007717-1
2007818-1
5 Pair
2110106-1
2007850-1
6 Pair
2007741-1
2007882-1
W
60 DP/in
24 DP/cm
57 DP/in
23 DP/cm
40 DP/in
16 DP/cm
36 DP/in
14 DP/cm
70 DP/in
26 DP/cm
40 DP/in
16 DP/cm
40 DP/in
16 DP/cm
40 DP/in
16 DP/cm
6 Pair
5 Pair
4 Pair
3 Pair
2 Pair
Impact Backplane Connector System
Visit the Impact connector webpage at: www.te.com/products/impact



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com