công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM293AD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM293AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM293AD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM293AD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 55 page
background image
7.8 Electrical Characteristics LM2903B
VS = 5 V, VCM = (V–) ; TA = 25°C (unless otherwise noted).
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VIO
Input offset voltage
VS = 5 to 36V
–2.5
±0.37
2.5
mV
VS = 5 to 36V, TA = –40°C to +125°C
–4
4
IB
Input bias current
–3.5
–25
nA
TA = –40°C to +125°C
–50
nA
IOS
Input offset current
–10
±0.5
10
nA
TA = –40°C to +125°C
–25
25
nA
VCM
Common mode range
VS = 3 to 36V
(V–)
(V+) – 1.5
V
VS = 3 to 36V, TA = –40°C to +125°C
(V–)
(V+) – 2.0
V
AVD
Large signal differential voltage
amplification
VS = 15V, VO = 1.4V to 11.4V;
RL ≥ 15k to (V+)
50
200
V/mV
VOL
Low level output Voltage {swing
from (V–)}
ISINK ≤ 4mA, VID = -1V
110
400
mV
ISINK ≤ 4mA, VID = -1V
TA = –40°C to +125°C
550
mV
IOH-LKG
High-level output leakage current
(V+) = VO = 5 V; VID = 1V
0.1
20
nA
(V+) = VO = 36V; VID = 1V
0.3
50
nA
IOL
Low level output current
VOL = 1.5V; VID = -1V; VS = 5V
6
21
mA
IQ
Quiescent current (all comparators)
VS = 5 V, no load
400
600
µA
VS = 36 V, no load, TA = –40°C to +125°C
550
800
µA
7.9 Switching Characteristics LM393B and LM2903B
VS = 5V, VO_PULLUP = 5V, VCM = VS/2, CL = 15pF, RL = 5.1k Ohm, TA = 25°C (unless otherwise noted).
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
tresponse
Propagation delay time, high-to-low;
TTL input signal (1)
TTL input with Vref = 1.4V
300
ns
tresponse
Propagation delay time, high-to-low;
Small scale input signal (1)
Input overdrive = 5mV, Input step = 100mV
1000
ns
(1)
High-to-low and low-to-high refers to the transition at the input.
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AD – OCTOBER 1979 – REVISED OCTOBER 2020
www.ti.com
8
Submit Document Feedback
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com