công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM293AD bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM293AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM293AD bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Texas Instruments

Back Button LM293AD Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 55 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
8X
0.32
0.18
1.6 0.1
2X
1.5
0.9 0.1
6X 0.5
8X
0.4
0.2
0.05
0.00
0.8 MAX
A
2.1
1.9
B
2.1
1.9
0.32
0.18
0.4
0.2
(0.2) TYP
WSON - 0.8 mm max height
DSG0008A
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
4218900/D 04/2020
PIN 1 INDEX AREA
SEATING PLANE
0.08 C
1
4
5
8
PIN 1 ID
0.1
C A B
0.05
C
THERMAL PAD
EXPOSED
9
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.
SCALE 5.500
ALTERNATIVE TERMINAL SHAPE
TYPICAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com