công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA8530DUG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA8530DUG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 40 x 4 LCD driver
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCA8530DUG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  PCA8530DUG Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PCA8530DUG Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 54 page
background image
PCA85276
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2018. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 12 November 2018
2 of 54
NXP Semiconductors
PCA85276
Automotive 40 x 4 LCD driver
3.
Ordering information
3.1 Ordering options
4.
Block diagram
Table 1.
Ordering information
Type number
Topside
marking
Package
Name
Description
Version
PCA85276ATT
PCA85276TT
TSSOP56
plastic thin shrink small outline package, 56 leads;
body width 6.1 mm
SOT364-1
Table 2.
Ordering options
Type number
Orderable
part number
Package
Packing method
Minimum
order quantity
Temperature
PCA85276ATT
PCA85276ATT/AJ
TSSOP56
REEL 13" Q1 NDP
2000
Tamb = 40 C to +105 C
Fig 1.
Block diagram of PCA85276



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com