công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1714945 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1714945
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD male connectors - FP 1,27/ 80-MV 1,75
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1714945 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1714945 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1714945 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1714945 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1714945 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1714945 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1714945 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1714945 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/1714945
10/22/2020   Page 1 / 7
SMD male connectors - FP 1,27/ 80-MV 1,75 - 1714945
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
SMD male connector, Nominal current at 20 °C: 1.4 A, Test voltage: 500 V AC, number of positions: 80, pitch:
1.27 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: SMD soldering
The figure shows a 12-pos. version
with 12 contacts
Your advantages
 Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
 Compact, high-position board-to-board or wire-to-board connectors for space-saving device designs
 Stacked, coplanar or orthogonal PCB connections enable maximum flexibility in the device
 Male and female connectors of different height can be combined – for individual PCB spacing of 8 mm ... 13.8 mm
Key Commercial Data
Packing unit
280 pc
Minimum order quantity
280 pc
GTIN
GTIN
4055626403168
Technical data
Item properties
Brief article description
SMD male connectors
Plug-in system
FINEPITCH 1,27 mm
Type of contact
Male connector
Range of articles
FP 1,27/...-MV 1,75
Pitch
1.27 mm
Number of positions
80
Mounting type
SMD soldering
Pin layout
Linear pad geometry
Number of levels
2
Number of potentials
80


Số phần tương tự - 1714945

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1714940 PHOENIX-1714940 Datasheet
114Kb / 7P
SMD male connectors - FP 1,27/ 32-MV 1,75
1714941 PHOENIX-1714941 Datasheet
101Kb / 6P
SMD male connectors - FP 1,27/ 40-MV 1,75
1714942 PHOENIX-1714942 Datasheet
122Kb / 6P
PCB terminal block - MKDS 5/ 3-6,35 BK
1714943 PHOENIX-1714943 Datasheet
126Kb / 8P
SMD male connectors - FP 1,27/ 50-MV 1,75
1714944 PHOENIX-1714944 Datasheet
114Kb / 7P
SMD male connectors - FP 1,27/ 68-MV 1,75
More results

Mô tả tương tự - 1714945

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1714934 PHOENIX-1714934 Datasheet
127Kb / 8P
SMD male connectors - FP 1,27/ 12-MV 1,75
1714936 PHOENIX-1714936 Datasheet
127Kb / 8P
SMD male connectors - FP 1,27/ 16-MV 1,75
1714943 PHOENIX-1714943 Datasheet
126Kb / 8P
SMD male connectors - FP 1,27/ 50-MV 1,75
1714933 PHOENIX-1714933 Datasheet
113Kb / 7P
SMD male connectors - FP 1,27/ 80-MV 3,25
1714937 PHOENIX-1714937 Datasheet
114Kb / 7P
SMD male connectors - FP 1,27/ 20-MV 1,75
1714938 PHOENIX-1714938 Datasheet
114Kb / 7P
SMD male connectors - FP 1,27/ 26-MV 1,75
1714940 PHOENIX-1714940 Datasheet
114Kb / 7P
SMD male connectors - FP 1,27/ 32-MV 1,75
1714941 PHOENIX-1714941 Datasheet
101Kb / 6P
SMD male connectors - FP 1,27/ 40-MV 1,75
1714944 PHOENIX-1714944 Datasheet
114Kb / 7P
SMD male connectors - FP 1,27/ 68-MV 1,75
1373894 PHOENIX-1373894 Datasheet
463Kb / 9P
FR 1,27/ 80-MV 1,75 - SMD male connectors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com