công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PGL36025CU43A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện PGL36025CU43A
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 250A
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

PGL36025CU43A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  PGL36025CU43A Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric PGL36025CU43A Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
PGL36025CU43A
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 250A
Price* : 23,597.00 USD
Main
Product or component type
Circuit breaker
Range of product
PowerPact P
Current sensor rating range
250 A
Line Rated Current
250 A
Breaking capacity
65 kA 240 V AC
35 kA 480 V AC
18 kA 600 V AC
AWG gauge
AWG 3/0...500 kcmil aluminium/copper)3
Trip unit technology
Electronic, ammeter, Micrologic 5.0 A, LSI
Complementary
Product certifications
UL Listed
IEC
CSA
[Ue] rated operational voltage
600 V AC
Module type
P-Frame
Mounting location
Bolt-on
Mounting mode
Unit mount
Poles description
3P
Breaking capacity code
G
Electrical connection
Lugs load
Lugs line
Continuous current rating
100 %
Device short name
A
Maximum Height
12.86 in (326.64 mm)
Maximum Depth
8.05 in (204.47 mm)
Maximum Width
8.27 in (210.06 mm)
Tightening torque
442.54 lbf.in (50 N.m) 0.15…0.37 in² (95…240 mm²) AWG 3/0...500 kcmil)
*  Price is “List Price” and may be subject to a trade discount – check with your local distributor or retailer for actual price.
Oct 20, 2020
1


Số phần tương tự - PGL36025CU43A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
PGL36025CU41A SCHNEIDER-PGL36025CU41A Datasheet
142Kb / 2P
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 250A
Oct 20, 2020
PGL36025CU44A SCHNEIDER-PGL36025CU44A Datasheet
142Kb / 2P
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 250A
Oct 20, 2020
More results

Mô tả tương tự - PGL36025CU43A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
PGF36025U43A SCHNEIDER-PGF36025U43A Datasheet
139Kb / 1P
Molded Case Circuit Breaker 600V 250A
Oct 20, 2020
PGF36025U44A SCHNEIDER-PGF36025U44A Datasheet
161Kb / 1P
Molded Case Circuit Breaker 600V 250A
Oct 20, 2020
PGL36025U33AMO SCHNEIDER-PGL36025U33AMO Datasheet
141Kb / 2P
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 250A
Oct 20, 2020
PJF36025CU41A SCHNEIDER-PJF36025CU41A Datasheet
147Kb / 2P
Molded Case Circuit Breaker 600V 250A
Oct 26, 2020
PJF36025CU43A SCHNEIDER-PJF36025CU43A Datasheet
141Kb / 2P
Molded Case Circuit Breaker 600V 250A
Oct 26, 2020
PJL36025CU31A SCHNEIDER-PJL36025CU31A Datasheet
144Kb / 2P
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 250A
Oct 26, 2020
PJL36025CU44A SCHNEIDER-PJL36025CU44A Datasheet
94Kb / 2P
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 250A
Oct 26, 2020
PJL36025U74AE1 SCHNEIDER-PJL36025U74AE1 Datasheet
144Kb / 2P
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 250A
Oct 29, 2020
PKF36025CU41A SCHNEIDER-PKF36025CU41A Datasheet
147Kb / 2P
Molded Case Circuit Breaker 600V 250A
Oct 29, 2020
LAL3625035 SCHNEIDER-LAL3625035 Datasheet
56Kb / 1P
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 250A
Nov 23, 2020
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com