công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PGL36025CU43A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Schneider Electric

tên linh kiện PGL36025CU43A
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 250A
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

PGL36025CU43A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  PGL36025CU43A Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric PGL36025CU43A Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
8.85…11.51 lbf.in (1.0…1.3 N.m)
Ordering and shipping details
Category
01215-PG,H,J,K,L,N UNIT MT BREAKERS
Discount Schedule
DE2
Returnability
Yes
Country of origin
US
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
California proposition 65
WARNING: This product can expose you to chemicals including: DIDP and DINP which is known
to the State of California to cause Carcinogen and Reproductive harm. For more information go to
www.p65warnings.ca.gov
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Circularity Profile
End of Life Information
PVC free
Yes
Contractual warranty
Warranty
18 months
2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com