công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WFMB2010 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện WFMB2010
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Metal Plate™ Current Sense Resistors, Low Value (10 mΩ to 500 mΩ), Surface-Mount, High Power
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

WFMB2010 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  WFMB2010 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix WFMB2010 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix WFMB2010 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix WFMB2010 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix WFMB2010 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
WFM
www.vishay.com
Vishay Dale
Revision: 13-May-2020
4
Document Number: 30387
For technical questions, contact: ww2bresistors@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Notes
• Embossed carrier tape per EIA-481
• Additional packaging details at www.vishay.com/doc?20051
PACKAGING
MODEL
REEL
TAPE WIDTH
DIAMETER
PIECES/REEL
CODE
WFMA2010
12 mm / embossed plastic
178 mm / 7"
4000
EA
WFMB2010
12 mm / embossed plastic
178 mm / 7"
4000
EA
WFMA2512
12 mm / embossed plastic
178 mm / 7"
2000
EA
WFMB2512
12 mm / embossed plastic
178 mm / 7"
2000
EA



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com