| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SH79F166AF bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AF bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
49 / 113 page ![]() SH79F166A 49 方式2:带边沿触发的16位自动重载定时器 定时器4在方式2为16位自动重载定时器。T4CON.0寄存器的T4CLKS位一直为0,定时器4只能选择系统时钟为时钟源,其 余设置与方式0一致。 方式2中,T4CON.1的TR4位置1,定时器4等待T4端口的触发信号(由T4M[1:0]控制上升/下降沿)开始计数,一个触发信 号使定时器4开始运行。当定时器4从0xFFFF到0x0000溢出时,TF4(T4CON.7)会被置起,如定时器4的中断使能,将产生定 时器4中断。T4CLKS位始终为0。定时器4的时钟为系统时钟。定时器重载寄存器的数据重载入TH4和TL4中,保持到下一个触 发信号。 在方式2下,当TR4位置1后,定时器4在来自T4口的有效信号(T4M[1:0]决定的上升或下降沿)触发下开始计数。当定时器 4在0xFFFF到0x0000溢出时置TF4位为1。溢出同时,定时器重载寄存器的16位数据被重新载入计数寄存器TH4和TL4中,定时 器4将保持状态并等待下一个触发沿。 在定时器4工作时同时有一个触发信号时,如果TC4 = 0,忽略此信号;如果TC4 = 1,定时器4被触发。 TR4置1不清定时器4的计数器,在允许定时器之前应该把希望的初始化值写入重载寄存器。 TF4 The Block Diagram of Mode 2 of Timer 4 TL4 TH4 Increment Mode 0:Switch Off 1:Switch On 16 bit Counter T4 Interrupt Request Overflow Flag TR4 System Clock Prescaler 1,8,64,256 T4PS[1:0] + control M2_en TC4 control : M2_en set to 1 when T4 edge trig, M2_en set to 0 when counter overflow 注意: (1) 当定时器4在波特率发生器方式下作为定时器工作时(TR4 = 1),TH4或TL4不能读取或写入。 因为定时器在每个状态时间递增,可能导致读取或写入的结果不精确。 因此,在访问TH4/TL4寄存器之前,定时器4必须被关闭(TR4 = 0)。 (2) 当定时器4用作计数器时,T4引脚的输入信号频率要小于系统时钟的一半。 |