công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM78P803B bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - ELAN Microelectronics Corp

tên linh kiện EM78P803B
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit MCU
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMC [ELAN Microelectronics Corp]
Trang chủ  http://www.emc.com.tw
Logo EMC - ELAN Microelectronics Corp

EM78P803B bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - ELAN Microelectronics Corp

Back Button EM78P803B Datasheet HTML 8Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P803B Datasheet HTML 9Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P803B Datasheet HTML 10Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P803B Datasheet HTML 11Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P803B Datasheet HTML 12Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P803B Datasheet HTML 13Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P803B Datasheet HTML 14Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P803B Datasheet HTML 15Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P803B Datasheet HTML 16Page - ELAN Microelectronics Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 44 page
background image
EM78P803B
8-bit Micro-controller
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* This specification are subject to be changed without notice. 8
2006/2/27
V1.3.5
When /RESET pulls to 12V, the system will be in programming mode. Then writer can program the code ROM
inside the system.
No.
System Pin Name OTP writer Pin Name
Description
4
VDD
VDD
VDD power
55
/RESET
VPP
High voltage activation pin
61
P7[7]
DINCK
Internal ssyetm clock
60
P7[6]
ACLK
External system clock
63
P7[5]
PGMB
When PGMB=0, writing action of OTP ROM activates
62
P7[4]
OEB
When OE=0, reading action of OTP ROM activates.
59
P7[3]
DATA
Serial data I/O
21
VSS
GND
Ground power



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com