công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SE050A2HQ1/Z01SHZ bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SE050A2HQ1/Z01SHZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plug & Trust Secure Element
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

SE050A2HQ1/Z01SHZ bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - NXP Semiconductors

Back Button SE050A2HQ1/Z01SHZ Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SE050A2HQ1/Z01SHZ Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors SE050A2HQ1/Z01SHZ Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors SE050A2HQ1/Z01SHZ Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors SE050A2HQ1/Z01SHZ Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors SE050A2HQ1/Z01SHZ Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors SE050A2HQ1/Z01SHZ Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors SE050A2HQ1/Z01SHZ Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors SE050A2HQ1/Z01SHZ Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 30 page
background image
NXP Semiconductors
SE050
Plug & Trust Secure Element
SE050
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2020. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3.0 — 12 May 2020
504930
16 / 30
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
II
Input current in "weak pull-up"
input mode
0 V ≤ VI ≤ VCC; Test
conditions for the
maximum absolute
value: II(max):VI = 0 V,
VCC = VCC(max)
0
-50
μA
IILIH
Leakage input current at input
voltage beyond VCC in "weak
pull-up" input mode
VCC < VI ≤ VCC + 0.3 V;
-40 °C ≤
Tamb ≤ +105 °C;
Test conditions: VI = VCC
+ 0.3
V;
VCC = VCC(max)Tamb =
+105 °C
20
μA
-0.3 V ≤ VI < 0 V; -40 °C
≤ Tamb ≤
+30 °C
Test conditions: VI = -0.3
V;
VCC= VCC(max)Tamb =
+30 °C
-50
μA
IILIL
Leakage input current at input
voltage below VSS in "weak
pull-up" input mode
-0.3 V ≤ VI < 0 V;+30 °C
≤ Tamb ≤
+105 °C
Test conditions: VI = -0.3
V;
VCC= VCC(max)Tamb =
+105 °C
-1000
μA
IILIHQ
Leakage input current at
input voltage beyond VCC
(only in "quasi-bidirectional"
mode)
VCC < VI ≤ VCC + 0.3 V;
-40 °C ≤
Tamb≤ +105 °C
Test conditions: VI = VCC
+
0.3 V;VCC = VCC(max);
Tamb = +105 °C
100
μA
-0.3 V ≤ VI < 0 V; -40 °C
≤ Tamb ≤
+30 °C
Test conditions: VI = -0.3
V;
VCC = VCC(max)Tamb=
+30 °C
-120
μA
IILILQ
Leakage input current at input
voltage below VSS (only in
"quasi-bidirectional"
mode)
-0.3 V ≤ VI < 0 V;+30 °C
≤ Tamb ≤
+105 °C
Test conditions: VI = -0.3
V;
VCC = VCC(max)Tamb=
+105 °C
-1000
μA
VOH
HIGH level output voltage
IOH = -20 μA;
[2]
0.7 VCC
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com