công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM293AD bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM293AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM293AD bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button LM293AD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 49 page
background image
Input Voltage (V)
-0.5 0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5 10.5
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
VS=12V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Input Voltage (V)
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
VS=36V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Supply Voltage (V)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
VCM=0V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Input Voltage (V)
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
VS=5V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Supply Voltage (V)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
TA = 85°C
62 Channels
Supply Voltage (V)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
TA = 125qC
62 Channels
14
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AC – OCTOBER 1979 – REVISED FEBRUARY 2020
www.ti.com
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1979–2020, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics, LM393B and LM2903B (continued)
TA = 25°C, VS = 5 V, RPULLUP = 5.1k, CL = 15 pF, VCM = 0 V, VUNDERDRIVE = 100 mV, VOVERDRIVE = 100 mV unless otherwise
noted.
Figure 18. Input Offset Voltage
vs. Supply Voltage at 85°C
Figure 19. Input Offset Voltage
vs. Supply Voltage at 125°C
Figure 20. Input Bias Current
vs. Supply Voltage
Figure 21. Input Bias Current
vs. Input Voltage at 5V
Figure 22. Input Bias Current
vs. Input Voltage at 12V
Figure 23. Input Bias Current
vs. Input Voltage at 36V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com