công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSF10N40 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

tên linh kiện WSF10N40
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSF10N40 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSF10N40 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF10N40 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF10N40 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF10N40 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF10N40 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
400
V
VGS
Gate-Sou
rce Voltage
±
2
5
V
ID@TC=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
1
10.0
A
ID@TC=100℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
1
5.6
A
ID@TA=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
1
1.2
A
ID@TA=70℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
1
0.6
A
IDM
Pulsed Drain Current
2
36
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
3
220
mJ
IAS
Avalanche Current
27
A
PD@TC=25℃
Total Power Dissipation
4
56.0
W
PD@TA=25℃
Total Power Dissipation
4
1.5
W
TSTG
Storage Temperature Range
-55 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
℃
Symbol
Parameter
Typ.
Max.
Unit
RθJA
Thermal Resistance Junction-ambient
1
---
62
℃
/W
RθJC
Thermal Resistance Junction-Case
1
2.
1
℃
/W
BVDSS
RDSON
ID
400V
515mΩ
10A
General Description
Features
Applications
Absolute Maximum Ratings
Thermal Data
TO
-252 Pin Configuration
Product Summery
The WSF10N40 is the highest performance
trench N-Ch MOSFET with extreme high cell
density , which provide excellent RDSON and
gate charge for most of the synchronous buck
converter applications .
N-Ch MOSFET
WSF10N40
Page 1
www.winsok.tw
Dec.2014
• DC-DC & DC-AC Converters for telecom,
industrial and consumer environment
• Uninterruptible Power Supply (UPS)
• Switch Mode Low Power Supplies
• Industrial Actuators
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
---


Số phần tương tự - WSF10N40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WSF10D100 WINSEMI-WSF10D100 Datasheet
605Kb / 5P
Power Schottky Rectifier
More results

Mô tả tương tự - WSF10N40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSC5N20 WIINSOK-WSC5N20 Datasheet
617Kb / 5P
N-Ch MOSFET
WSD45N10GKDN56 WIINSOK-WSD45N10GKDN56 Datasheet
2Mb / 6P
N-Ch MOSFET
WSD2050DN WIINSOK-WSD2050DN Datasheet
2Mb / 6P
N-Ch MOSFET
WSD4046GDN WIINSOK-WSD4046GDN Datasheet
1Mb / 6P
N-Ch MOSFET
WSD4070DN WIINSOK-WSD4070DN Datasheet
1Mb / 7P
N-Ch MOSFET
WSD30140DN56 WIINSOK-WSD30140DN56 Datasheet
873Kb / 6P
N-Ch MOSFET
WSF15N10 WIINSOK-WSF15N10 Datasheet
779Kb / 5P
N-Ch MOSFET
WSF15N10A WIINSOK-WSF15N10A Datasheet
2Mb / 5P
N-Ch MOSFET
WSF25N10 WIINSOK-WSF25N10 Datasheet
1Mb / 5P
N-Ch MOSFET
WSF40N10A WIINSOK-WSF40N10A Datasheet
1Mb / 6P
N-Ch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com