công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSF10N40 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

tên linh kiện WSF10N40
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSF10N40 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSF10N40 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF10N40 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF10N40 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF10N40 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF10N40 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
N-Ch MOSFET
WSF10N40
Page 4
www.winsok.tw
Dec.2014
0.8
0.9
1
1.1
1.2
-100
-50
0
50
100
150
200
T
J,Junction Temperature(℃
℃
℃
℃)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-100
-50
0
50
100
150
200
T
J,Junction Temperature(℃
℃
℃
℃)
PULSED TEST
V
GS = 10V
I
D = 4.5A
Figure 7. Normalized Breakdown Voltage vs.
Junction Temperature
Figure 8. Normalized On Resistance vs.
Junction Temperature
0.01
0.1
1
10
100
1
10
100
1000
VDS,Drain-to-Source Voltage,V
SINGLE PULSE
T
C=25℃
T
J=150℃
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
DC
10ms
1ms
100µs
10µs
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
25
50
75
100
125
150
TC,Case Temperature,℃
℃
℃
℃
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Continuous Drain Current vs.
Case Temperature
0.01
0.1
1
10
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
1.0E+00
1.0E+01
t,Pulse Duration,s
Notes:
1.Duty Factor D = t1/t2
2.Peak Tj = Pdm x Zthjc + Tc
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D=0.50
Figure 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com