công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MXT1664T3-C4BESSQTP bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MXT1664T3-C4BESSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  maXTouch 1664-node Touchscreen Controller
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MXT1664T3-C4BESSQTP bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Microchip Technology

Back Button MXT1664T3-C4BESSQTP Datasheet HTML 72Page - Microchip Technology MXT1664T3-C4BESSQTP Datasheet HTML 73Page - Microchip Technology MXT1664T3-C4BESSQTP Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology MXT1664T3-C4BESSQTP Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology MXT1664T3-C4BESSQTP Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology MXT1664T3-C4BESSQTP Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology MXT1664T3-C4BESSQTP Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology MXT1664T3-C4BESSQTP Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology MXT1664T3-C4BESSQTP Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 98 page
background image
MXT1664T3 2.0
DS40002054A-page 76
 2018 Microchip Technology Inc.
14.5
Current Consumption – USB Interface
14.5.1
ANALOG SUPPLY
NOTE
The characterization charts show typical values based on the configuration in Table 14-1 on page 71.
Actual power consumption in the user’s application will depend on the circumstances of that particular
project and will vary from that shown here. Further tuning will be required to achieve an optimal
performance.
Acquisition Rate (ms)
0 Touches (mA) 1 Touch (mA) 5 Touches (mA)
10 Touches
(mA)
15 Touches
(mA)
Free-run
17.13
15.78
18.43
20.43
11.22
10
7.05
6.45
15.48
15.14
9.45
16
4.95
4.98
9.95
9.93
9.99
32
3.17
3.57
5.72
5.48
6.97
64
2.22
2.85
3.31
3.45
5.38
128
1.86
2.03
2.68
2.21
3.91
254
1.65
1.57
1.58
1.78
2.86
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Free-run
10
16
32
64
128
254
Acquisition Rate (ms)
0 Touches (mA)
1 Touch (mA)
5 Touches (mA)
10 Touches (mA)
15 Touches (mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com