công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATXMEGA8E5 bảng dữ liệu(PDF) 115 Page - Microchip Technology

tên linh kiện ATXMEGA8E5
Giải thích chi tiết về linh kiện  XMEGA짰 E5 Data Sheet
PDF  153 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

ATXMEGA8E5 bảng dữ liệu(HTML) 115 Page - Microchip Technology

Back Button ATXMEGA8E5 Datasheet HTML 111Page - Microchip Technology ATXMEGA8E5 Datasheet HTML 112Page - Microchip Technology ATXMEGA8E5 Datasheet HTML 113Page - Microchip Technology ATXMEGA8E5 Datasheet HTML 114Page - Microchip Technology ATXMEGA8E5 Datasheet HTML 115Page - Microchip Technology ATXMEGA8E5 Datasheet HTML 116Page - Microchip Technology ATXMEGA8E5 Datasheet HTML 117Page - Microchip Technology ATXMEGA8E5 Datasheet HTML 118Page - Microchip Technology ATXMEGA8E5 Datasheet HTML 119Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 115 / 153 page
background image
 2018 Microchip Technology Inc.
Data Sheet Complete
DS40002059A-page 115
ATxmega32E5/16E5/8E5
Figure 37-31. I/O Pin Output Voltage vs. Sink Current
VCC = 3.0V
Figure 37-32. I/O Pin Output Voltage vs. Sink Current
VCC = 3.3V
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
IPIN [mA]
Temperature
25
85
105
-40
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
IPIN [mA]
Temperature
25
85
105
-40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com