công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP032D-QLLE:P bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP032D-QLLE:P
Giải thích chi tiết về linh kiện  SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP032D-QLLE:P bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 66Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 67Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 68Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 69Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 70Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 71Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 72Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 73Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 74Page - Integrated Silicon Solution, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 118 page
background image
IS25LP032D
IS25WP032D
Integrated Silicon Solution, Inc.- www.issi.com
70
Rev. A12
08/04/2020
8.26 READ READ PARAMETERS OPERATION (RDRP, 61h)
Prior to, or after setting Read Register, the data of the Read Register can be confirmed by the RDRP command.
The instruction is only applicable for the volatile Read Register, not for the non-volatile Read Register.
Figure 8.44 Read Read Parameters Sequence In SPI Mode
Instruction = 61h
7
CE #
SCK
SI
3
2
SO
1
0
Data Out
6
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mode 3
Mode 0
4
tV
Figure 8.45 Read Read Parameters Sequence In QPI Mode
61h
0
1
Mode 3
Mode 0
2
3
7:4
3:0
CE#
SCK
IO[3:0]
tV
Data Out



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com