công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP032D-QLLE:P bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP032D-QLLE:P
Giải thích chi tiết về linh kiện  SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP032D-QLLE:P bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 56Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 57Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 58Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 59Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 60Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 61Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 62Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 63Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QLLE:P Datasheet HTML 64Page - Integrated Silicon Solution, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 118 page
background image
IS25LP032D
IS25WP032D
Integrated Silicon Solution, Inc.- www.issi.com
60
Rev. A12
08/04/2020
8.18 READ FUNCTION REGISTER OPERATION (RDFR, 48h)
The Read Function Register (RDFR) instruction provides access to the Function Register. Refer to Table 6.6
Function Register Bit Definition for more detail.
Figure 8.30 Read Function Register Sequence In SPI Mode
Instruction = 48h
7
CE #
SCK
SI
3
2
SO
1
0
Data Out
6
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mode 3
Mode 0
4
tV
Figure 8.31 Read Function Register Sequence In QPI Mode
48h
0
1
Mode 3
Mode 0
2
3
7:4
3:0
CE#
SCK
IO[3:0]
tV
Data Out



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com